| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M41T60 Arkusz danych(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T60 Arkusz danych(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 23 page ![]() 19/23 M41T60 Table 11. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat Package, No Lead, 3x3mm body size, Mechanical Data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 0.90 0.80 1.00 0.035 0.032 0.039 A1 0.02 0.00 0.05 0.001 0.000 0.002 A3 0.20 – – 0.008 – – b 0.25 0.18 0.30 0.010 0.007 0.012 D 3.00 2.90 3.10 0.118 0.114 0.122 D2 1.70 1.55 1.80 0.067 0.061 0.071 E 3.00 2.90 3.10 0.118 0.114 0.122 E2 1.70 1.55 1.80 0.067 0.061 0.071 e0.50– – 0.020 – – K 0.20 – – 0.008 – – L 0.40 0.30 0.50 0.016 0.012 0.020 ddd – 0.08 – – 0.003 – Ch –0.33– – 0.013 – N16 16 |