Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TM1621 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Numer części TM1621
Szczegółowy opis  LCD driver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621
7
www.szpth.com
V1.1
白,时基/看门狗定时器功能也将失效。
LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器,当LCD 偏压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系
统功耗,这时SYS DIS 为节电命令。如果系统时钟为外部时钟,SYS DIS命令不能用于关闭系统
时钟和降低系统功耗。在晶振模式下,可以外接32KHz频率信号源于OSCI管脚上,这时系统不
可以进入省电模式。在外部256KHz时钟源模式下,系统也不能进入省电模式。系统开始上电时,
TM1621处于SYS DIS状态。
3333、
、
、
、时基和看门狗定时器
时基和看门狗定时器
时基和看门狗定时器
时基和看门狗定时器(
(
(
(WDT
WDT
WDT
WDT)
)
)
)
时基发生器是一个8态增值尖峰计数器,可以产生准确的时基。WDT由时基发生器和一个2
态增值尖峰计数器组成,它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT溢出
时产生片内WDT 溢出标志,可用一命令选项使时基发生器和WDT溢出标志输出到/IRQ管脚。
时基发生器和WDT时钟频率有8种,fWDT=32KHz/2n 这里的n值为0~7,由命令项决定:等式
中32KHz为系统频率,由晶振(32.768KHz)、片内振荡器(256KHz)或外部时钟256KHz产生。
如果系统源频率是片内振荡器频率(256KHz)或外部(256KHz)时钟频率,则被3阶预分
频器分成32KHz。时基发生器和WDT 共用同样的8阶计数器,所以使用与时基发生器和WDT相
关的命令项时一定要小心。例如,执行WDT DIS命令使时基发生器失效,执行WDT EN命令不仅
使时基发生器有效,而且使WDT溢出标志输出有效(WDT溢出标志输出连接到/IRQ管脚。TIMER
EN命令执行后,WDT不与/IRQ相连接,时基发生器的输出连接到/IRQ管脚。CLRWDT命令用
于清除WDT溢出标志,时基发生器的值可用CLR WDT或CLR TIMER命令清除,CLR WDT或CLR
TIMER命令应在对应的WDT EN或TIMER EN命令之前执行,在执行/IRQ EN命令之前,应先执行
CLR WDT或CLR TIMER命令,在从WDT模式转换到时基模式之前,必须执行CLR TIMER。当WDT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18