| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
WS2832 Arkusz danych(PDF) 2 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WS2832 Arkusz danych(HTML) 2 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED |
|
2 / 4 page ![]() WS2832 LED 灯串控制芯片 http://www.world-semi.com 电气参数: 参数 符号 数值 单位 最小 典型 最大 工作电压 Vin 3.0 6.0 V 输出电流 Iout 400 mA 待机电流 Iss 280 uA 工作环境温度 Topt -25 80 ℃ 储存温度 Tstg -55 125 ℃ ESD 电压 VESD 7000 V 典型应用电路: 注:本控制 IC 可以外接晶振实现定时功能,C1、C2 为晶振 OSC1、OSC2 脚匹配电容,大小在 30PF 左右,C3 为电源脚滤波电容, 100NF 左右的电容值可以满足大部分应用。R1 为限流电阻。 |