Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

698350KB Arkusz danych(PDF) 2 Page - Bi technologies

Numer części 698350KB
Szczegółowy opis  High Current Low Profile Surface Mount Inductors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  BITECH [Bi technologies]
Strona internetowa  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

698350KB Arkusz danych(HTML) 2 Page - Bi technologies

  698350KB Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 698350KB Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 698350KB Datasheet HTML 3Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2007/08 EDITION MAGNETIC COMPONENTS SELECTOR GUIDE
We reserve the right to change specifications without prior notice
www.bitechnologies.com
61
Outline Dimensions (mm)
Recommended Solder Pad Layout
Top View
Bottom View
Electrical Characteristics @ 25°C



Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com