| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HCM1305-7R8-R Arkusz danych(PDF) 7 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCM1305-7R8-R Arkusz danych(HTML) 7 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
7 / 9 page ![]() Technical Data 4371 Effective September 2017 HCM1305 High current power inductors Inductance characteristics 7 www.eaton.com/electronics 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 5 10 15 20 25 30 dc (A) HCM1305-6R8-R 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 HCM1305-7R8-R 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Idc (A) HCM1305-8R2-R 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Idc (A) HCM1305-100-R 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 HCM1305-150-R 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 HCM1305-220-R Idc (A) Idc (A) Idc (A) I |