Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTH7R Arkusz danych(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Numer części LTH7R
Szczegółowy opis  Charge and Charge Management IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

LTH7R Arkusz danych(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  LTH7R Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LTH7R Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LTH7R Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LTH7R Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LTH7R Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
LTH7R.(文件编号:S&CIC1679)
座充充电管理
IC
www.superchip.cn
4 页 共 5 页
Version 1.0
tSS
软启动时间
IBAT = 0 to 1000V/RPROG
100
µs
tRECHRGE
再充电比较器过滤时间
VBAT High to Low
1
ms
tTERM
终止比较器过滤时间
IBAT Falling Below ICHG/10
1000
µs
注:
1、 超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、 超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
3、 电源电流包括 PROG 端电流(大约 100uA),不包括通过 BAT 端传输到电池的其他电流 。
4、 充电终止电流一般是设定充电电流的 0.1 倍。
八、 波形图
浮动电压
VS 电源电压
充电电流
VS 电源电压
涓流充电电流
VS 电源电压
浮动电压
VS 温度



Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com