| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
NJW1109 Arkusz danych(PDF) 7 Page - New Japan Radio |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NJW1109 Arkusz danych(HTML) 7 Page - New Japan Radio |
|
7 / 14 page ![]() NJW1109 – 7 – TEST CIRCUIT 2 (Icc, VREF, VNO1,VNO2) 0.47 µF 10 µF 100 µF Input A Output A Input B Output B 10 µF 0.47 µF 100 µF 1 µF 1 µF 100 Ω 100 Ω A-Weighted A-Weighted 7 6 5 4 3 2 1 8 9 10 11 12 13 14 VOL CAPb ADR INb NC OUTb SDA V+ CAPa Vref INa NC OUTa SCL GND VOL Bias I 2C Bus Interface VADRL VADRH [VREF] V+ [Icc] |