| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LP55135 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP55135 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
1 / 7 page ![]() LP55135 高性能副边同步整流驱动芯片 LP55135_CN_DS_Rev.0.97 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 概述 LP55135 是一款高性能的副边同步整流控制芯片, 适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统 和反激系统。LP55135 支持 DCM,BCM,QR 和 CCM 多种工作模式。 LP55135 采用专利的整流管开通技术和周期追踪技 术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误 动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延 迟造成的效率损失。 LP55135 采用专利的死区时间外置可编程技术,通 过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模式 下同步整流管关断的死区时间。 LP55135 内置 VCC 供电,在不需要辅助绕组供电 的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条 件时,芯片 VCC 供电脚都不会欠压。 LP55135 采用 SOT23-6 封装。 特点 隔离型的同步整流控制应用 适用正激和反激系统 兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式 专利的整流管开通技术和周期追踪技术 内置 VCC 供电 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOT23-6 封装 应用 充电器和适配器的同步整流 正激控制器和反激控制器 典型应用 GND VCC DRV VD T DRAIN VS GND VCC DRV VD T DRAIN VS 图 1 LP55135 反激典型应用图 图 2 LP55135 正激典型应用图 定购信息 定购型号 封装 包装形式 打印 LP55135 SOT23-6 盘装 3000 颗/盘 55XXXX XXXX:批号 |
Podobny numer części - LP55135 |
|
Podobny opis - LP55135 |