| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
S-817B13AUA-CWC-T2 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Seiko Instruments Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S-817B13AUA-CWC-T2 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Seiko Instruments Inc |
|
6 / 50 page ![]() SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR S-817 Series Rev.3.0_00 Seiko Instruments Inc. 6 2. 2 S-817B series Table 2 Output voltage SOT-23-5 SOT-89-3 TO-92 *1 1.1 V ± 2.0 % S-817B11AMC-CWA-T2 S-817B11AUA-CWA-T2 S-817B11AY-X 1.2 V ± 2.0 % S-817B12AMC-CWB-T2 S-817B12AUA-CWB-T2 S-817B12AY-X 1.3 V ± 2.0 % S-817B13AMC-CWC-T2 S-817B13AUA-CWC-T2 S-817B13AY-X 1.4 V ± 2.0 % S-817B14AMC-CWD-T2 S-817B14AUA-CWD-T2 S-817B14AY-X 1.5 V ± 2.0 % S-817B15AMC-CWE-T2 S-817B15AUA-CWE-T2 S-817B15AY-X 1.6 V ± 2.0 % S-817B16AMC-CWF-T2 S-817B16AUA-CWF-T2 S-817B16AY-X 1.7 V ± 2.0 % S-817B17AMC-CWG-T2 S-817B17AUA-CWG-T2 S-817B17AY-X 1.8 V ± 2.0 % S-817B18AMC-CWH-T2 S-817B18AUA-CWH-T2 S-817B18AY-X 1.9 V ± 2.0 % S-817B19AMC-CWI-T2 S-817B19AUA-CWI-T2 S-817B19AY-X 2.0 V ± 2.0 % S-817B20AMC-CWJ-T2 S-817B20AUA-CWJ-T2 S-817B20AY-X 2.1 V ± 2.0 % S-817B21AMC-CWK-T2 S-817B21AUA-CWK-T2 S-817B21AY-X 2.2 V ± 2.0 % S-817B22AMC-CWL-T2 S-817B22AUA-CWL-T2 S-817B22AY-X 2.3 V ± 2.0 % S-817B23AMC-CWM-T2 S-817B23AUA-CWM-T2 S-817B23AY-X 2.4 V ± 2.0 % S-817B24AMC-CWN-T2 S-817B24AUA-CWN-T2 S-817B24AY-X 2.5 V ± 2.0 % S-817B25AMC-CWO-T2 S-817B25AUA-CWO-T2 S-817B25AY-X 2.6 V ± 2.0 % S-817B26AMC-CWP-T2 S-817B26AUA-CWP-T2 S-817B26AY-X 2.7 V ± 2.0 % S-817B27AMC-CWQ-T2 S-817B27AUA-CWQ-T2 S-817B27AY-X 2.8 V ± 2.0 % S-817B28AMC-CWR-T2 S-817B28AUA-CWR-T2 S-817B28AY-X 2.9 V ± 2.0 % S-817B29AMC-CWS-T2 S-817B29AUA-CWS-T2 S-817B29AY-X 3.0 V ± 2.0 % S-817B30AMC-CWT-T2 S-817B30AUA-CWT-T2 S-817B30AY-X 3.1 V ± 2.0 % S-817B31AMC-CWU-T2 S-817B31AUA-CWU-T2 S-817B31AY-X 3.2 V ± 2.0 % S-817B32AMC-CWV-T2 S-817B32AUA-CWV-T2 S-817B32AY-X 3.3 V ± 2.0 % S-817B33AMC-CWW-T2 S-817B33AUA-CWW-T2 S-817B33AY-X 3.4 V ± 2.0 % S-817B34AMC-CWX-T2 S-817B34AUA-CWX-T2 S-817B34AY-X 3.5 V ± 2.0 % S-817B35AMC-CWY-T2 S-817B35AUA-CWY-T2 S-817B35AY-X 3.6 V ± 2.0 % S-817B36AMC-CWZ-T2 S-817B36AUA-CWZ-T2 S-817B36AY-X 3.7 V ± 2.0 % S-817B37AMC-CXA-T2 S-817B37AUA-CXA-T2 S-817B37AY-X 3.8 V ± 2.0 % S-817B38AMC-CXB-T2 S-817B38AUA-CXB-T2 S-817B38AY-X 3.9 V ± 2.0 % S-817B39AMC-CXC-T2 S-817B39AUA-CXC-T2 S-817B39AY-X 4.0 V ± 2.0 % S-817B40AMC-CXD-T2 S-817B40AUA-CXD-T2 S-817B40AY-X 4.1 V ± 2.0 % S-817B41AMC-CXE-T2 S-817B41AUA-CXE-T2 S-817B41AY-X 4.2 V ± 2.0 % S-817B42AMC-CXF-T2 S-817B42AUA-CXF-T2 S-817B42AY-X 4.3 V ± 2.0 % S-817B43AMC-CXG-T2 S-817B43AUA-CXG-T2 S-817B43AY-X 4.4 V ± 2.0 % S-817B44AMC-CXH-T2 S-817B44AUA-CXH-T2 S-817B44AY-X 4.5 V ± 2.0 % S-817B45AMC-CXI-T2 S-817B45AUA-CXI-T2 S-817B45AY-X 4.6 V ± 2.0 % S-817B46AMC-CXJ-T2 S-817B46AUA-CXJ-T2 S-817B46AY-X 4.7 V ± 2.0 % S-817B47AMC-CXK-T2 S-817B47AUA-CXK-T2 S-817B47AY-X 4.8 V ± 2.0 % S-817B48AMC-CXL-T2 S-817B48AUA-CXL-T2 S-817B48AY-X 4.9 V ± 2.0 % S-817B49AMC-CXM-T2 S-817B49AUA-CXM-T2 S-817B49AY-X 5.0 V ± 2.0 % S-817B50AMC-CXN-T2 S-817B50AUA-CXN-T2 S-817B50AY-X 5.1 V ± 2.0 % S-817B51AMC-CXO-T2 S-817B51AUA-CXO-T2 S-817B51AY-X 5.2 V ± 2.0 % S-817B52AMC-CXP-T2 S-817B52AUA-CXP-T2 S-817B52AY-X 5.3 V ± 2.0 % S-817B53AMC-CXQ-T2 S-817B53AUA-CXQ-T2 S-817B53AY-X 5.4 V ± 2.0 % S-817B54AMC-CXR-T2 S-817B54AUA-CXR-T2 S-817B54AY-X 5.5 V ± 2.0 % S-817B55AMC-CXS-T2 S-817B55AUA-CXS-T2 S-817B55AY-X 5.6 V ± 2.0 % S-817B56AMC-CXT-T2 S-817B56AUA-CXT-T2 S-817B56AY-X 5.7 V ± 2.0 % S-817B57AMC-CXU-T2 S-817B57AUA-CXU-T2 S-817B57AY-X 5.8 V ± 2.0 % S-817B58AMC-CXV-T2 S-817B58AUA-CXV-T2 S-817B58AY-X 5.9 V ± 2.0 % S-817B59AMC-CXW-T2 S-817B59AUA-CXW-T2 S-817B59AY-X 6.0 V ± 2.0 % S-817B60AMC-CXX-T2 S-817B60AUA-CXX-T2 S-817B60AY-X *1. X changes according to the packing form in TO-92. B: Bulk, T: Tape and Reel, Z: Tape and ammo. |