| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
E78 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ZF Friedrichshafen AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
E78 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ZF Friedrichshafen AG |
|
3 / 3 page ![]() 2345678942998489652865 !" # $%& '7()*+, $- . 2/%01 2/2 23 4*%*, 5 7()*+, $- . 60*$,7 +, *- 2 ('8 0(- ,/, , (+7()*+, $- . 7()*+, $- .19(-3/:& 2 & $- .2/%0/, , (+ ; 3<=& )*+%& (+& %> /2 2(?*- , - $?*2=& )*+%& (+%**$@(?* ABCDEF" *2 *',, 0*=*%& - *='(+, $',- $, & +G 6()@& +*H& , 0, 0*@/, , (+%, .2 * 9/2 2I$- ,+/)@*- JKL NOP JKLQ NOP RSTVW XYZ [\ ]T S^_[T VW SXV` *2 *',, 0*=*%& - *='(+, $',- $, & +G 6()@& +*H& , 0, 0*@/, , (+%, .2 * 248 2146 JKL NOP JKLQ NaP JKLQ NbP 3 3==c, (%/> > & :5 3 3==d, (%/> > & :5 6(+, $', 6$2 2 e> $:(-?& %& ,(/- f*@%& , *> (-)(- *& +> (- )$, & (+g hiJj klm nopq lrsontonum q op ccdvvww, 03?*+/* 22 *$%$+,2- $& - & *ef7xycxw 20(+*zd{dg |}dg {xvv f*@zHHHg %H& , '0*%1 %*+%(- %g ~> g '() 5)$& 2 z%H& , '0*%1 %*+%(- %~> g '() 9$:zd{dg |}dg {x{{ 0*)$+/> $', /- *-$''*I, %+( 2 & $@& 2 & , .> (-*- - (- %(-+(+1 $?$& 2 $@& 2 & , .e $+=- *%*- ?*%, 0*- & G0,, ('0$+G* %I*'& > & '$, & (+%H& , 0(/,I- & (-+(, & '*g *'0+& '$2=$, $- *2 $, *%, (I- (=/', %I*'& > & '$, & (+%(+2 .g9*$, /- *%)$. =& > > *-> - (), 0(%*=*%'- & @*=g8+2 . =- $H& +G%'()@& +*=H& , 0I- (=/', %I*'& > & '$, & (+%%0$2 2@*=**)*= @& +=& +Gg dvv952 *', - (+& '%6(- I(- $, & (+ 6$%,9I=$, *=zvvcc |