| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FC9521 Arkusz danych(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC9521 Arkusz danych(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
3 / 8 page ![]() 2017.03.02 3/8 FC9521 Revision No : 0 Symbol Parameter Ra�ng Unit VIN VIN Input Voltage (VIN to GND) 3.5 to 5.5 V IOUT Output current 0 to 3 A TA Ambient Temperature -40 to 85 o C TJ Junc�on Temperature -40 to +125 o C θJA Junc�on-to-Ambient Resistance in Free Air 235 o C/W Note: Refer to the typical applica�on circuit. Recommended Opera�ng Condi�ons Typical Applica�on Circuit |