Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SC10120P Arkusz danych(PDF) 5 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

Numer części SC10120P
Szczegółowy opis  Silicon Carbide Schottky Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SC10120P Arkusz danych(HTML) 5 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SC10120P Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SC10120P Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SC10120P Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SC10120P Datasheet HTML 4Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SC10120P Datasheet HTML 5Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SC10120P Datasheet HTML 6Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
A 2
c
S
2×b
e
Symbol
millimeter
Min
Typ
MAX
A
A1
A2
4.70
5.30
A
2.21
2.59
A1
1.50
2.49
D
E
20.30
20.70
D
L
15.48
16.24
E
Q
2×E2
E2
4.30
5.50
e
10.92
L
19.80
20.30
L1
4.60
4.40
L1
ΦP
3.50
ΦP
Q
5.38
6.19
S
6.14
b
b2
b4
c
0.99
1.40
2.59
3.43
b4
1.65
2.39
b2
0.38
0.89
D1
D2
E1
ΦP1
D1
D2
E1
13.07
0.51
1.35
13.45
7.20
ΦP1
L2
2.10
L2
A 2
c
S
2×b
A
A1
D
L
E
Q
2×E2
L1
ΦP
2×b2
D1
D2
E1
ΦP1
e
TO-247AC
TO-247AC-N
JINAN JINGHENG ELECTRONICS
CO., LTD.
HTTP
://WWW.JINGHENG.CN
6-5



Html Pages

1 2 3 4 5 6