| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAV100 Arkusz danych(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAV100 Arkusz danych(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
2 / 3 page ![]() 2012. 07. 13 2/3 Revision No : 0 BAV100 ~ BAV103 s c it s ir e t c a r a h C l a c ir t c e l E (T J=25 o C unless otherwise noted.) r e t e m a r a l P o b m y n S o it i d n o C t s e . T n i M . p y T . x a M ti n U e g a tl o v d r a w r o V F F IF A m 0 0 1 = IF A m 0 0 2 = - - 0 0 . 1 5 2 . 1 s tl o V t n e rr u c e g a k a e L 0 0 1 V A B 0 0 1 V A B 1 0 1 V A B 1 0 1 V A B 2 0 1 V A B 2 0 1 V A B 3 0 1 V A B 3 0 1 V A B I R VR V 0 5 = VR T , V 0 5 = j 0 0 1 = O C VR V 0 0 1 = VR T , V 0 0 1 = j 0 0 1 = O C V R V 0 5 1 = VR T , V 0 5 1 = j 0 0 1 = O C V R V 0 0 2 = VR T , V 0 0 2 = j 0 0 1 = O C - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 nA uA nA uA nA uA nA uA e c n a t s i s e r d r a w r o f c i m a n y D γ f IF A m 0 1 - 5 - = Ω e c n a ti c a p a C C t o t VR z H M 1 = f , V 0 5 - = . 1 - pF e m it y r e v o c e r e s r e v e t R rr IF I , A m 0 3 = R A m 0 3 = I rr R , A m 3 = L 0 0 1 = Ω - - 0 5 ns S E V R U C C I T S I R E T C A R A H C D N A S G N I T A R (TA = 25oC unless otherwise noted.) |