| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FC62292 Arkusz danych(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC62292 Arkusz danych(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
4 / 12 page ![]() Electrical Characteristics by Output Voltage Conditions MIN. TYP. MAX. Conditions MIN. Conditions TYP. MAX. Conditions TYP. MAX. FC62113 1.067 1.100 1.133 FC62123 1.164 1.200 1.236 FC62133 1.261 1.300 1.339 FC62143 1.358 1.400 1.442 FC62153 1.455 1.500 1.545 FC62163 1.552 1.600 1.648 FC62173 1.649 1.700 1.751 FC62183 1.746 1.800 1.854 FC62193 1.843 1.900 1.957 FC62202 1.960 2.000 2.040 FC62212 2.058 2.100 2.142 FC62222 2.156 2.200 2.244 FC62232 2.254 2.300 2.346 FC62242 2.352 2.400 2.448 FC62252 2.450 2.500 2.550 FC62262 2.548 2.600 2.652 FC62272 2.646 2.700 2.754 FC62282 2.744 2.800 2.856 FC62292 2.842 2.900 2.958 FC62302 2.940 3.000 3.060 FC62312 3.038 3.100 3.162 FC62322 3.136 3.200 3.264 FC62332 3.234 3.300 3.366 FC62342 3.332 3.400 3.468 FC62352 3.430 3.500 3.570 FC62362 3.528 3.600 3.672 FC62372 3.626 3.700 3.774 FC62382 3.724 3.800 3.876 FC62392 3.822 3.900 3.978 FC62402 3.920 4.000 4.080 FC62412 4.018 4.100 4.182 FC62422 4.116 4.200 4.284 FC62432 4.214 4.300 4.386 FC62442 4.312 4.400 4.488 FC62452 4.410 4.500 4.590 FC62462 4.508 4.600 4.692 FC62472 4.606 4.700 4.794 FC62482 4.704 4.800 4.896 FC62492 4.802 4.900 4.998 FC62502 4.900 5.000 5.100 FC62512 4.998 5.100 5.202 FC62522 5.096 5.200 5.304 FC62532 5.194 5.300 5.406 FC62542 5.292 5.400 5.508 FC62552 5.390 5.500 5.610 FC62562 5.488 5.600 5.712 FC62572 5.586 5.700 5.814 FC62582 5.684 5.800 5.916 FC62592 5.782 5.900 6.018 FC62602 5.880 6.000 6.120 0 5 2 0 5 4 IOUT=40mA Part Number Output voltage VOUT(V) I-O Voltage Differential Vdif1(mV) Max Output Current IOUT max(mA) Load Stability Δ VOUT(mV) 90 VIN=VOUT+1V 1mA<IOUT<100mA 40 80 45 90 90 150 VIN= VOUT(T)+1V 1mA<IOUT<80mA 100 45 180 450 IOUT=80mA 180 450 170 400 45 IOUT=60mA IOUT=100mA 120 400 IOUT=90mA IOUT=40mA VIN=VOUT(T)+1V VIN=VOUT(T)+1V VOUT(E)> VOUT(T)*0.9 80 VIN=VOUT(T)+1V 1mA<IOUT<40mA VIN=VOUT(T)+1V 1mA<IOUT<100mA VIN=VOUT(T)+1V 1mA<IOUT<60mA 200 250 IOUT=20mA 250 450 IOUT=30mA 250 450 45 90 2019. 07. 15 4/12 FC62 Revision No : 1 ◆ ◆ ◆ ◆ |