| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STUSB4500L Arkusz danych(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUSB4500L Arkusz danych(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 31 page ![]() Table 17. QFN-24 EP (4x4) package mechanical data Ref. mm Inches Min. Typ Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0.00 0.02 0.05 0.000 0.001 0.002 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.0010 0.012 D 3.95 4.00 4.05 0.156 0.157 0.159 D2 2.55 2.70 2.80 0.100 0.106 0.110 E 3.95 4.00 4.05 0.156 0.157 0.159 E2 2.55 2.70 2.80 0.100 0.106 0.110 e 0.45 0.50 0.55 0.018 0.020 0.022 K 0.15 - - 0.006 - - L 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 Figure 10. QFN-24 EP (4x4) recommended footprint STUSB4500L QFN-24 EP (4x4) package information DS13102 - Rev 1 page 22/31 |