| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TQFP44 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TQFP44 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 5 page ![]() TQFP44 PACKAGE AND PACKING INFORMATION 3/5 REEL MECHANICAL DATA mm. inch Tape size 24.0 ±0.30 0.915 ±0.012 A max. 330.0 12.992 B min. 1.5 0.059 C 13.0 ±0.20 0.512 ±0.008 D min. 20.2 0.795 N min. 60 2.362 G 24.4 +2/-0 0.961 +0.079/-0 T max. 30.4 1.197 TAPE & REEL SHIPMENT INFORMATION REEL SPECIFICATIONS A D B Full radius Tape slot in core for tape start 2.5mm (0.098in) min. width 40mm (1.575in) min. access hole at slot location C N G measured at hub T |