| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
USB2229 Arkusz danych(PDF) 10 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2229 Arkusz danych(HTML) 10 Page - SMSC Corporation |
|
10 / 27 page ![]() 5th Generation Hi-Speed USB Flash Media & IrDA Controller with Integrated Card Power FETs Datasheet Revision 1.2 (02-21-05) 10 SMSC USB2229/USB2230 DATASHEET 9 MD4 8 41 CF_D9 8 73 SM_ALE 8 105 GPIO9 8 10 MD5 8 42 GPIO8/ CRD_PWR0 8 74 SM_nWP 8 106 VDD18 - 11 MD6 8 43 VDD33 - 75 SM_CLE 8 107 GPIO7 8 12 MD7 8 44 GPIO11/ CRD_PWR2 8 76 SM_nWPS - 108 VDD33 - 13 nMRD 8 45 CF_D10 8 77 SM_nB/R - 109 GPIO6/ ROMEN/ MA16 8 14 nMWR 8 46 CF_D11 8 78 SM_nCD - 110 GPIO5 8 15 VSS - 47 VSS - 79 GPIO10/ CRD_PWR1 8111 GPIO4 8 16 VSS - 48 CF_D12 8 80 VDD33 - 112 VSS - 17 nMCE 8 49 VDD18 - 81 SM_nRE 8 113 nRESET 8 18 MS_INS - 50 CF_D13 8 82 SM_nWE 8 114 GPIO2 8 19 MS_D0/ MS_SDIO 8 51CF_D148 83 SM_nCE 8 115 GPIO1 - 20 MS_D1 8 52 CF_D15 8 84 VSS - 116 MA0/ CLK_SEL0 8 21 MS_D2 8 53 CF_nCD1 - 85 VSS - 117 MA1/ CLK_SEL1 8 22 MS_D3 8 54 CF_nCD2 - 86 VSSA - 118 MA2/ SEL_ CLKDRV 8 23 MS_ SCLK 8 55 CF_IRQ 8 87 USBDM - 119 MA3/ TX_POL 8 24 MS_BS 8 56 CF_IORDY 8 88 USBDP - 120 MA4 8 25 SD_nWP - 57 CF_nIOR 8 89 VDDA33 - 121 MA5 8 26 SD_DAT0 8 58 CF_nIOW 8 90 IR_MODE 8 122 MA6 8 27 SD_DAT1 8 59 CF_nRESET 8 91 IR_RXD/RX 8 123 MA7 8 28 SD_DAT2 8 60 CF_nCS0 8 92 IR_TXD/TX 8 124 MA8 8 29 SD_DAT3 8 61 CF_nCS1 8 93 GPIO12 8 125 MA9 8 30 SD_CMD 8 62 CF_SA0 8 94 GPIO3 8 126 MA10 8 31 SD_CLK - 63 CF_SA1 8 95 nTEST1 - 127 MA11 8 32 CF_D0 8 64 CF_SA2 - 96 nTEST0 - 128 MA12 8 Table 3.2 USB2229/USB2230 128-Pin TQFP (continued) PIN # NAME MA PIN # NAME MA PIN # NAME MA PIN # NAME MA |