Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MURF60120Y Arkusz danych(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

Numer części MURF60120Y
Szczegółowy opis  60 Ampere,1200 Volt Insulated Pak Single Fast Recovery Epitaxial Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

MURF60120Y Arkusz danych(HTML) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  MURF60120Y Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. MURF60120Y Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. MURF60120Y Datasheet HTML 3Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Duty
0.5
0.2
0.1
0.05
Single Pulse
1
10
-1
10
-2
10
-3
10
-4
1
10
-1
10
-2
10
-3
10
-4
Rectangular Pulse Duration (seconds)
Fig6. Transient Thermal Impedance
VF(V)
Figure1. Forward Voltage Drop vs Forward Current
TJ =125°C
TJ =25°C
120
100
80
40
20
0
0
0.5
1.5
2.0
2.5
3.0
diF/dt(A/
μs)
Figure2. Reverse Recovery Time vs diF/dt
1000
800
600
400
200
0
0
100
200
300
400
500
VR=600V
TJ =125°C
IF=120A
IF=30A
IF=60A
diF/dt(A/
μs)
Figure3. Reverse Recovery Current vs diF/dt
100
80
60
40
20
0
0
200
400
600
800
1000
diF/dt(A/
μs)
Figure4. Reverse Recovery Charge vs diF/dt
1000
800
600
400
200
0
0
2
4
6
8
10
VR=600V
TJ =125°C
IF=120A
IF=30A
IF=60A
VR=600V
TJ =125°C
IF=120A
IF=60A
IF=30A
60
1.0
0
0.2
0.8
1.2
1.4
IRRM
Qrr
trr
TJ (°C)
Figure5. Dynamic Parameters vs Junction Temperature
0
25
50
100
150
75
125
1.0
0.4
0.6
© 1995 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com.tw/
Page 2/3
Rev.09T
MURF60120Y



Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com