| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
RM0016 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0016 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 467 page ![]() Contents RM0016 8/467 DocID14587 Rev 14 17.3.1 Reading and writing to the 16-bit counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 17.3.2 Write sequence for 16-bit TIM1_ARR register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 17.3.3 Prescaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 17.3.4 Up-counting mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 17.3.5 Down-counting mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 17.3.6 Center-aligned mode (up/down counting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 17.3.7 Repetition down-counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 17.4 TIM1 clock/trigger controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 17.4.1 Prescaler clock (CK_PSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 17.4.2 Internal clock source (fMASTER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 17.4.3 External clock source mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 17.4.4 External clock source mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 17.4.5 Trigger synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 17.4.6 Synchronization between TIM1, TIM5 and TIM6 timers . . . . . . . . . . . 159 17.5 TIM1 capture/compare channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 17.5.1 Write sequence for 16-bit TIM1_CCRi registers . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 17.5.2 Input stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 17.5.3 Input capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 17.5.4 Output stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 17.5.5 Forced output mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 17.5.6 Output compare mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 17.5.7 PWM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 17.5.8 Using the break function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 17.5.9 Clearing the OCiREF signal on an external event . . . . . . . . . . . . . . . . 184 17.5.10 Encoder interface mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 17.6 TIM1 interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 17.7 TIM1 registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 17.7.1 Control register 1 (TIM1_CR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 17.7.2 Control register 2 (TIM1_CR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 17.7.3 Slave mode control register (TIM1_SMCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 17.7.4 External trigger register (TIM1_ETR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 17.7.5 Interrupt enable register (TIM1_IER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.7.6 Status register 1 (TIM1_SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.7.7 Status register 2 (TIM1_SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 17.7.8 Event generation register (TIM1_EGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 17.7.9 Capture/compare mode register 1 (TIM1_CCMR1) . . . . . . . . . . . . . . . 198 17.7.10 Capture/compare mode register 2 (TIM1_CCMR2) . . . . . . . . . . . . . . . 202 |