| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
5KP40C Arkusz danych(PDF) 2 Page - Formosa MS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5KP40C Arkusz danych(HTML) 2 Page - Formosa MS |
|
2 / 4 page ![]() PAGE . 2 STAD-NOV.11.2003 r e b m u N t r a P V RWM V BR I @ T IR @VRWM VC @IPP . n i M . x a M I T - I N U - I B - I N U - I B V V V A m A u A u V A r o s s e r p p u S e g a t l o V t n e i s n a r T W 0 0 0 5 0 . 5 P K 5 C 0 . 5 P K 5 0 . 5 0 4 . 6 5 5 . 7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 . 9 0 2 5 A 0 . 5 P K 5 A C 0 . 5 P K 5 0 . 5 0 4 . 6 5 2 . 7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 . 9 3 4 5 0 . 6 P K 5 C 0 . 6 P K 5 0 . 6 7 6 . 6 5 4 . 8 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4 . 1 1 9 3 4 A 0 . 6 P K 5 A C 0 . 6 P K 5 0 . 6 7 6 . 6 7 6 . 7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 . 0 1 5 8 4 5 . 6 P K 5 C 5 . 6 P K 5 5 . 6 2 2 . 7 4 1 . 9 0 5 0 0 0 2 0 0 0 4 3 . 2 1 7 0 4 A 5 . 6 P K 5 A C 5 . 6 P K 5 5 . 6 2 2 . 7 0 3 . 8 0 5 0 0 0 2 0 0 0 4 2 . 1 1 7 4 4 0 . 7 P K 5 C 0 . 7 P K 5 0 . 7 8 7 . 7 6 8 . 9 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 3 . 3 1 8 7 3 A 0 . 7 P K 5 A C 0 . 7 P K 5 0 . 7 8 7 . 7 5 9 . 8 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 . 2 1 7 1 4 5 . 7 P K 5 C 5 . 7 P K 5 5 . 7 3 3 . 8 7 6 . 0 1 0 . 5 0 5 2 0 0 5 3 . 4 1 0 5 3 A 5 . 7 P K 5 A C 5 . 7 P K 5 5 . 7 3 3 . 8 8 5 . 9 0 . 5 0 5 2 0 0 5 9 . 2 1 8 8 3 0 . 8 P K 5 C 0 . 8 P K 5 0 . 8 9 8 . 8 0 3 . 1 1 0 . 5 0 5 1 0 0 3 0 . 5 1 3 3 3 A 0 . 8 P K 5 A C 0 . 8 P K 5 0 . 8 9 8 . 8 3 2 . 0 1 0 . 5 0 5 1 0 0 3 6 . 3 1 7 6 3 5 . 8 P K 5 C 5 . 8 P K 5 5 . 8 4 4 . 9 2 9 . 1 1 0 . 5 0 5 0 0 1 9 . 5 1 4 1 3 A 5 . 8 P K 5 A C 5 . 8 P K 5 5 . 8 4 4 . 9 2 8 . 0 1 0 . 5 0 5 0 0 1 4 . 4 1 7 4 3 0 . 9 P K 5 C 0 . 9 P K 5 0 . 9 0 0 . 0 1 0 6 . 2 1 0 . 5 0 2 0 4 9 . 6 1 5 9 2 A 0 . 9 P K 5 A C 0 . 9 P K 5 0 . 9 0 0 . 0 1 0 5 . 1 1 0 . 5 0 2 0 4 4 . 5 1 5 2 3 0 1 P K 5 C 0 1 P K 5 0 1 0 0 1 . 1 1 0 1 . 4 1 0 . 5 0 1 0 1 8 . 8 1 6 6 2 A 0 1 P K 5 A C 0 1 P K 5 0 1 0 1 . 1 1 0 8 . 2 1 0 . 5 0 1 0 1 0 . 7 1 4 9 2 1 1 P K 5 C 1 1 P K 5 1 1 0 2 . 2 1 0 4 . 5 1 0 . 5 0 1 0 1 1 . 0 2 9 4 2 A 1 1 P K 5 A C 1 1 P K 5 1 1 0 2 . 2 1 0 0 . 4 1 0 . 5 0 1 0 1 2 . 8 1 4 7 2 2 1 P K 5 C 2 1 P K 5 2 1 0 3 . 3 1 0 9 . 6 1 0 . 5 0 1 0 1 0 . 2 2 7 2 2 A 2 1 P K 5 A C 2 1 P K 5 2 1 0 3 . 3 1 0 3 . 5 1 0 . 5 0 1 0 1 9 . 9 1 1 5 2 3 1 P K 5 C 3 1 P K 5 3 1 0 4 . 4 1 0 2 . 8 1 0 . 5 0 1 0 1 8 . 3 2 0 1 2 A 3 1 P K 5 A C 3 1 P K 5 3 1 0 4 . 4 1 0 5 . 6 1 0 . 5 0 1 0 1 5 . 1 2 2 3 2 4 1 P K 5 C 4 1 P K 5 4 1 0 6 . 5 1 0 8 . 9 1 0 . 5 0 1 0 1 8 . 5 2 4 9 1 A 4 1 P K 5 A C 4 1 P K 5 4 1 0 6 . 5 1 0 9 . 7 1 0 . 5 0 1 0 1 2 . 3 2 5 1 2 5 1 P K 5 C 5 1 P K 5 5 1 0 7 . 6 1 0 1 . 1 2 0 . 5 0 1 0 1 9 . 6 2 8 8 1 A 5 1 P K 5 A C 5 1 P K 5 5 1 0 7 . 6 1 0 2 . 9 1 0 . 5 0 1 0 1 4 . 4 2 6 0 2 6 1 P K 5 C 6 1 P K 5 6 1 0 8 . 7 1 0 6 . 2 2 0 . 5 0 1 0 1 8 . 8 2 6 7 1 A 6 1 P K 5 A C 6 1 P K 5 6 1 0 8 . 7 1 0 5 . 0 2 0 . 5 0 1 0 1 0 . 6 2 2 9 1 7 1 P K 5 C 7 1 P K 5 7 1 0 9 . 8 1 0 9 . 3 2 0 . 5 0 1 0 1 5 . 0 3 4 6 1 A 7 1 P K 5 A C 7 1 P K 5 7 1 0 9 . 8 1 0 7 . 1 2 0 . 5 0 1 0 1 6 . 7 2 1 8 1 8 1 P K 5 C 8 1 P K 5 8 1 0 0 . 0 2 0 3 . 5 2 0 . 5 0 1 0 1 2 . 2 3 5 5 1 A 8 1 P K 5 A C 8 1 P K 5 8 1 0 0 . 0 2 0 3 . 3 2 0 . 5 0 1 0 1 2 . 9 2 2 7 1 0 2 P K 5 C 0 2 P K 5 0 2 0 2 . 2 2 0 1 . 8 2 0 . 5 0 1 0 1 8 . 5 3 9 3 1 A 0 2 P K 5 A C 0 2 P K 5 0 2 0 2 . 2 2 0 5 . 5 2 0 . 5 0 1 0 1 4 . 2 3 4 5 1 2 2 P K 5 C 2 2 P K 5 2 2 0 4 . 4 2 0 9 . 0 3 0 . 5 0 1 0 1 4 . 9 3 7 2 1 A 2 2 P K 5 A C 2 2 P K 5 2 2 0 4 . 4 2 0 0 . 8 2 0 . 5 0 1 0 1 5 . 5 3 1 4 1 4 2 P K 5 C 4 2 P K 5 4 2 0 7 . 6 2 0 8 . 3 3 0 . 5 0 1 0 1 0 . 3 4 6 1 1 A 4 2 P K 5 A C 4 2 P K 5 4 2 0 7 . 6 2 0 7 . 0 3 0 . 5 0 1 0 1 9 . 8 3 8 2 1 6 2 P K 5 C 6 2 P K 5 6 2 0 9 . 8 2 0 6 . 6 3 0 . 5 0 1 0 1 6 . 6 4 7 0 1 A 6 2 P K 5 A C 6 2 P K 5 6 2 0 9 . 8 2 0 2 . 3 3 0 . 5 0 1 0 1 1 . 2 4 9 1 1 8 2 P K 5 C 8 2 P K 5 8 2 0 1 . 1 3 0 4 . 9 3 0 . 5 0 1 0 1 0 . 0 5 9 9 A 8 2 P K 5 A C 8 2 P K 5 8 2 0 1 . 1 3 0 8 . 5 3 0 . 5 0 1 0 1 4 . 5 4 0 1 1 0 3 P K 5 C 0 3 P K 5 0 3 0 3 . 3 3 0 2 . 2 4 0 . 5 0 1 0 1 5 . 3 5 3 9 A 0 3 P K 5 A C 0 3 P K 5 0 3 0 3 . 3 3 0 3 . 8 3 0 . 5 0 1 0 1 4 . 8 4 3 0 1 3 3 P K 5 C 3 3 P K 5 3 3 0 7 . 6 3 0 5 . 6 4 0 . 5 0 1 0 1 0 . 9 5 5 8 A 3 3 P K 5 A C 3 3 P K 5 3 3 0 7 . 6 3 0 2 . 2 4 0 . 5 0 1 0 1 3 . 3 5 4 9 6 3 P K 5 C 6 3 P K 5 6 3 0 0 . 0 4 0 7 . 0 5 0 . 5 0 1 0 1 3 . 4 6 8 7 A 6 3 P K 5 A C 6 3 P K 5 6 3 0 0 . 0 4 0 0 . 6 4 0 . 5 0 1 0 1 1 . 8 5 5 8 0 4 P K 5 C 0 4 P K 5 0 4 0 4 . 4 4 0 3 . 6 5 0 . 5 0 1 0 1 4 . 1 7 0 7 A 0 4 P K 5 A C 0 4 P K 5 0 4 0 4 . 4 4 0 1 . 1 5 0 . 5 0 1 0 1 5 . 4 6 8 7 |