| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FTC3265O Arkusz danych(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FTC3265O Arkusz danych(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
2 / 3 page ![]() FTC3265 2014. 01. 18 2/3 Revision No : 0 0 0 AMBIENT TEMPERATURE Ta (℃) C P - Ta 0 0 BASE-EMITTER VOLTAGE V (V) BE BE C I - V 1k 1k 300 3 1 COLLECTOR CURRENT I (mA) C h - I 0.01 1k 300 3 1 COLLECTOR CURRENT I (mA) C V - I I - V C CE CE COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V (V) 0 0 2 4 6 8 10 200 400 600 800 1k COMMON EMITTER Ta=25℃ 6 5 4 3 2 I =1mA 0 B FE C 100 30 10 10 30 50 100 300 500 COMMON EMITTER V =1V CE Ta=100℃ Ta=25℃ Ta=-25℃ 10 30 100 0.03 0.05 0.1 0.3 0.5 1 COMMON EMITTER I /I =25 C B Ta=1 00℃ Ta=25℃ Ta=-25℃ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 200 400 600 800 COMMON EMITTER V =1V CE 40 80 120 160 40 80 120 160 200 240 CE(sat) C |