Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HM2520B Arkusz danych(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numer części HM2520B
Szczegółowy opis  2.5-10.0V 2.0A single channel H-bridge driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2520B Arkusz danych(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2520B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2520B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
- 7 -
e)PWM 模式A
当输入信号
INA 为PWM 信号,INB=0 或者INA=0,INB 为PWM 信号时,马达的转动速度将受PWM
信号占空比的控制。在这个模式下,马达驱动电路是在导通和待机模式之间切换,在待机模式下,所有
功率管都处于关断状态,马达内部储存的能量只能通过功率
MOSFET 的体二极管缓慢释放。
注意:由于工作状态中存在高阻状态,因此马达的转速不能通过
PWM 信号的占空比精确控制。如
PWM 信号的频率过高,马达会出现无法启动的情况。
f)PWM 模式B
当输入信号
INA 为PWM 信号,INB=1 或者INA=1,INB 为PWM 信号时,马达的转动速度将受到
PWM 信号占空比的控制。在这个模式下,马达驱动电路输出在导通和刹车模式之间,在刹车模式下马
达存储的能量通过低边的
NMOS 管快速释放。
注意:由于工作状态中存在刹车状态,马达能量能快速释放,马达的转速能通过
PWM 信号的占空
比精确控制,但必须注意如果
PWM 信号频率过低会导致马达因进入刹车模式而出现无法连续平滑转动
的现象。 为减小电机噪音,建议
PWM 信号频率大于10KHz,小于50KHz。
2、防共态导通电路
在全桥驱动电路中,将半桥内的高边
PMOS 功率管和低边NMOS 功率管同时导通的状态称为共态
导通状态。共态导通将出现一个电源至地的瞬态大电流,该电流会引起额外的功耗损失,极端情况下会
烧毁电路。通过内置死区时间,可避免共态导通。典型的死区时间为
300ns。
HM2520B
2.5-10.0V 2.0A 单通道 H 桥驱动器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com