| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F723VCY6TR Arkusz danych(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F723VCY6TR Arkusz danych(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 229 page ![]() 59 93 137 B5 165 93 B8 B5 D6 137 165 PB7 I/O FTf - TIM4_CH2, I2C1_SDA, USART1_RX, FMC_NL, EVENTOUT - 60 94 138 D6 166 94 A7 D6 D5 138 166 BOOT I B - - VPP 61 95 139 A5 167 95 C8 A5 C5 139 167 PB8 I/O FTf - TIM4_CH3, TIM10_CH1, I2C1_SCL, CAN1_RX, SDMMC2_D4, SDMMC1_D4, EVENTOUT - 62 96 140 B4 168 96 D8 B4 B5 140 168 PB9 I/O FTf - TIM4_CH4, TIM11_CH1, I2C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, CAN1_TX, SDMMC2_D5, SDMMC1_D5, EVENTOUT - - 97 141 A4 169 97 E7 A4 A5 141 169 PE0 I/O FT - TIM4_ETR, LPTIM1_ETR, UART8_Rx, SAI2_MCK_A, FMC_NBL0, EVENTOUT - - 98 142 A3 170 98 B9 A3 A4 142 170 PE1 I/O FT - LPTIM1_IN2, UART8_Tx, FMC_NBL1, EVENTOUT - 63 99 - D5 - 99 A8 D5 E6 - - VSS S - - - - Table 10. STM32F722xx and STM32F723xx pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions STM32F722xx STM32F723xx |