| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM358P Arkusz danych(PDF) 40 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM358P Arkusz danych(HTML) 40 Page - Texas Instruments |
|
40 / 56 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM358DRG3 SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM358DRG3 SOIC D 8 2500 330.0 15.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM358DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM358DRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LM358PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM358PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM358PWRG3 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM358PWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM358PWRG4-JF TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM258ADGKR VSSOP DGK 8 2500 364.0 364.0 27.0 LM258ADR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 LM258ADR SOIC D 8 2500 853.0 449.0 35.0 LM258ADR SOIC D 8 2500 333.2 345.9 28.6 LM258ADR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0 LM258ADRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 LM258ADRG4 SOIC D 8 2500 853.0 449.0 35.0 LM258DGKR VSSOP DGK 8 2500 364.0 364.0 27.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 16-Oct-2020 Pack Materials-Page 3 |