| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SD2943 Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD2943 Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() 5 Mechanical Data SD2943 12/14 5 Mechanical Data Table 9. M177 (.550 DIA 4/L N/HERM W/FLG) Figure 14. M177 Package Dimensions DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP MAX. A 5.72 5.97 0.225 0.235 B 6.73 6.96 0.265 0.275 C 21.84 22.10 0.860 0.870 D 28.70 28.96 1.130 1.140 E 13.84 14.10 0.545 0.555 F 0.08 0.18 0.003 0.007 G 2.49 2.74 0.098 0.108 H 3.81 4.32 0.150 0.170 I7.11 0.280 J 27.43 28.45 1.080 1.120 K 15.88 16.13 0.625 0.635 |