Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FTK2012 Arkusz danych(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

Numer części FTK2012
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FS [First Silicon Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK2012 Arkusz danych(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK2012 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK2012 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK2012 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK2012 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2014. 10. 10
3/4
FTK2012
Revision No : 0
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.700/0.800
0.800/0.900
0.028/0.03
0.031/0.035
A1
0.000
0.050
0.000
0.002
A3
D
1.924
2.076
0.076
0.082
E
1.924
2.076
0.076
0.082
D1
0.800
1.000
0.031
0.039
E1
0.850
1.050
0.033
0.041
D2
0.200
0.400
0.008
0.016
E2
0.460
0.660
0.018
0.026
k
b
0.250
0.350
0.010
0.014
e
L
0.174
0.326
0.007
0.013
0.650TYP.
0.026TYP.
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.200MIN.
0.008MIN.
0.203REF.
0.008REF.



Html Pages

1 2 3 4