| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F091VCY7TP Arkusz danych(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F091VCY7TP Arkusz danych(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 128 page ![]() STM32F091xB STM32F091xC 44/128 DocID026284 Rev 4 Table 18. Alternate functions selected through GPIOE_AFR registers for port E Pin name AF0 AF1 PE0 TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 TIM3_ETR TSC_G7_IO1 PE3 TIM3_CH1 TSC_G7_IO2 PE4 TIM3_CH2 TSC_G7_IO3 PE5 TIM3_CH3 TSC_G7_IO4 PE6 TIM3_CH4 - PE7 TIM1_ETR USART5_CK_RTS PE8 TIM1_CH1N USART4_TX PE9 TIM1_CH1 USART4_RX PE10 TIM1_CH2N USART5_TX PE11 TIM1_CH2 USART5_RX PE12 TIM1_CH3N SPI1_NSS, I2S1_WS PE13 TIM1_CH3 SPI1_SCK, I2S1_CK PE14 TIM1_CH4 SPI1_MISO, I2S1_MCK PE15 TIM1_BKIN SPI1_MOSI, I2S1_SD Table 19. Alternate functions selected through GPIOF_AFR registers for port F Pin name AF0 AF1 AF2 PF0 CRS_SYNC I2C1_SDA - PF1 - I2C1_SCL - PF2 EVENTOUT USART7_TX USART7_CK_RTS PF3 EVENTOUT USART7_RX USART6_CK_RTS PF6 --- PF9 TIM15_CH1 USART6_TX - PF10 TIM15_CH2 USART6_RX - |