| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L031C4P6SDTR Arkusz danych(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L031C4P6SDTR Arkusz danych(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 126 page ![]() Port B PB0 EVENTOUT SPI1_MISO - - USART2_RTS/ USART2_DE TIM2_CH3 - - PB1 USART2_CK SPI1_MOSI - - LPUART1_RTS /LPUART1_DE TIM2_CH4 - - PB2 - - LPTIM1_OUT - - - - - PB3 SPI1_SCK - TIM2_CH2 - EVENTOUT - - - PB4 SPI1_MISO - EVENTOUT - TIM22_CH1 - - - PB5 SPI1_MOSI - LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA TIM22_CH2 - - - PB6 USART2_TX I2C1_SCL LPTIM1_ETR - - TIM21_CH1 - - PB7 USART2_RX I2C1_SDA LPTIM1_IN2 - - - - - PB8 - - - - I2C1_SCL - - - PB9 - - EVENTOUT - I2C1_SDA - - - PB10 - - TIM2_CH3 - - - LPUART1_TX - PB11 EVENTOUT - TIM2_CH4 - - - LPUART1_RX - PB12 SPI1_NSS - - - - - EVENTOUT - PB13 SPI1_SCK - MCO - - TIM21_CH1 LPUART1_CTS - PB14 SPI1_MISO - RTC_OUT - - TIM21_CH2 LPUART1_RTS /LPUART1_DE - PB15 SPI1_MOSI - RTC_REFIN - - - - - Port C PC0 LPTIM1_IN1 - EVENTOUT - - - LPUART1_RX - Port H PH0 - -- -- - - - PH1 - -- -- - - - Table 16. Alternate functions (continued) Ports AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/USART2 /LPTIM/TIM21 /EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/I2C1/ LPTIM LPTIM/TIM2/ EVENTOUT/ SYS_AF I2C1/ EVENTOUT I2C1/USART2/ LPUART1/ TIM22/ EVENTOUT TIM2/21/22 LPUART1/ EVENTOUT COMP1/2 |