| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L552VCI3PTR Arkusz danych(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCI3PTR Arkusz danych(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 340 page ![]() - - 11 G7 11 G7 18 F4 29 - - 11 18 F4 29 PC3 I/O FT _a - LPTIM1_ETR, LPTIM3_OUT, SAI1_D1, SPI2_MOSI, OCTOSPI1_IO6, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC12_IN4 - ---- ----- -- 19 - 30 VSSA S - - - - - ---- ----- -- 20 - 31 VREF- S - - - - 8 8 12 G9 12 G9 19 H1 30 8 8 12 - H1 - VSSA/ VREF- S- - - - - - - G8 - G8 20 J1 31 - - - 21 J1 32 VREF + S - - - VREFBUF_OUT - - - H9 - H9 21 K1 32 - - - 22 K1 33 VDDA S - - - - 9 9 13 - 13 ---- 9 9 13 --- VDDA/ VREF + S- - - - Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |