Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDR54LED02 Arkusz danych(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

Numer części FDR54LED02
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FS [First Silicon Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FDR54LED02 Arkusz danych(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FDR54LED02 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FDR54LED02 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FDR54LED02 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FDR54LED02 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
WBFBP-02C Suggested Pad Layout
Min.
Max.
A
0.450
0.550
0.018
0.022
A1
0.010
0.100
0.000
0.004
D
0.950
1.050
0.037
0.041
E
0.550
0.650
0.022
0.026
D1
E1
b
0.270
0.370
0.011
0.015
b1
0.250
0.350
0.010
0.014
e
0.555
0.655
0.022
0.026
e1
L
0.250
0.350
0.010
0.014
L1
L2
0.370
0.470
0.015
0.019
L3
0.040REF.
0.002REF.
0.420REF.
0.017REF.
0.030REF.
0.001REF.
0.230REF.
0.009REF.
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.019REF.
0.470REF.
WBFBP-02C Package Outline Dimensions
Min.
Max.
2020. 06. 16
3/4
Revision No : 1
FDR54LED02
0.470
0.350
0.150
0.180
0.605



Html Pages

1 2 3 4