| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ESKA Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ESKA Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 8 page ![]() Beschreibung: Die Temperatursicherungen (TS) sind Bauteile, die dazu bestimmt sind, durch selbsttätiges Öffnen des Stromkreises ein Gerät abzuschalten, wenn die zulässige Betriebstemperatur des Gerätes überschritten wird. Die Nennausschalttemperatur kann nur vom Hersteller eingestellt werden. Um den Stromkreis wiederherzustellen, muß die TS als ganzes ersetzt werden. Die Temperatursicherungen haben ein formfestes Gehäuse in staub- und schmutzdichter Ausführung. Sie reagieren auf die Umgebungstemperatur und sind bei Nennbelastung bedingt stromempfindlich. An- und Einbauweise: Um eine verlustfreie Wärmeübertragung zu gewährleisten, sollte der An- bzw. Einbau direkt an der Wärmequelle erfolgen. Bei Herstellung von Lötverbindungen an den elektrischen Anschlüssen muß auf entsprechende Wärmeableitung (Wärmeleitzange) geachtet werden. Sofern erforderlich, auf gute Austauschbarkeit der Temperatursicherung achten. Die Sicherungen sind z.T. tränklackdicht vergossen. Anschlüsse nach Kundenwunsch, z.B. Litze, Draht, Stecker oder Formanschlüsse auf Anfrage möglich. Vorteile: • breite Produktpalette für viele Anwendungen und Belastungen • temperaturbeständig • hohe Temperaturansprechempfindlichkeit • weiter Temperaturbereich • kleine Abmessungen • einfache Installation • verschiedene Anschlußmöglichkeiten Einsatzgebiete: Als Temperatursicherung (TS) in Elektrogeräten und -apparaten, elektrischen Anlagen und Maschinen. Beispiele: Herde Durchlauferhitzer Radio- und Fernsehgeräte Kochgeräte Boiler EDV-Geräte und -Anlagen Tauchheizgeräte Heißwasserspeicher Laborgeräte Grillgeräte Frisiergeräte Meßinstrumente Friteusen Haartrockner Reinigungsgeräte Waffeleisen Handtuchtrockner Transformatoren Warmhalteplatten Heizungseinrichtungen Drosseln Kaffeemaschinen Dunstabzugshauben Spulen Flüssigkeitserhitzer Ventilatoren Pumpen |