| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD10201/PCB Arkusz danych(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD10201/PCB Arkusz danych(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 20 page ![]() REV. 0 AD10201 –16– AGNDB C35 0.1 F E50 AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA AGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDA DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB DGNDB A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C9 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D9 D12 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 K1 K2 K3 K4 K10 K11 K12 L1 L2 L3 L4 L10 L11 L12 M10 M11 M12 N10 N11 N12 P1 P2 P3 P4 P10 P11 P12 R10 R11 R12 T10 T11 T12 AA1 AA2 AA3 AA4 AB5 AB13 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC13 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD13 AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE13 AA22 AA23 AA24 AA25 AB14 AB21 AC14 AC21 AC22 AC23 AC24 AC25 AD14 AD21 AD22 AD23 AD24 AD25 AE14 AE21 AE22 AE23 AE24 AE25 AGNDA DGNDA DGNDB JP4 AGNDA C36 0.047 F AGNDA JP6 AGNDA JP3 AGNDA +5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 5VAA 3.3VDA 3.3VDA 3.3VDA 3.3VDA SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD SHEILD 3.3VDB 3.3VDB 3.3VDB 3.3VDB 5VAB 5VAB 5VAB 5VAB 5VAB 5VAB 5VAB 5VAB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB AGNDB J1 J2 J3 J4 A10 B10 C10 D10 R1 R2 R3 R4 A13 B13 C13 D13 K13 L13 M13 N13 P13 R13 T13 P22 P23 P24 P25 A16 B16 C16 D16 A18 B18 C18 D18 A14 A15 A17 A21 A22 A23 A24 A25 B14 B15 B17 B21 B22 B23 B24 B25 C14 C15 C17 C21 C22 C23 C24 C25 D14 D15 D17 D21 D22 D23 D24 D25 E22 E23 E24 E25 F22 F23 F24 F25 G22 G23 G24 G25 H22 H23 H24 H25 K14 K15 K16 K22 K23 K24 K25 L14 L15 L16 M14 M15 M16 N14 N15 N16 N22 N23 N24 N25 P14 P15 P16 R14 R15 R16 T14 T15 T16 AGNDB JP12 AGNDB JP9 AGNDB JP8 AGNDB C37 0.047 F +5VAA DUT_3.3VDA DUT_3.3VDB +5VAB AGNDA C33 0.1 F E49 AD10201 +5VAA +5VAA +5VAA +5VAB +5VAB +5VAB +5VAB Figure 5d. Evaluation Board Schematic |