Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CMD261 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Qorvo, Inc

Numer części CMD261
Szczegółowy opis  High IF Bandwidth Mixer
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  QORVO [Qorvo, Inc]
Strona internetowa  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

CMD261 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Qorvo, Inc

  CMD261 Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc CMD261 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
RF Frequency/GHz
Input P1dB, LO=+19 dBm, IF = 12 GHz USB
Typical Performance
IF Bandwidth, LO = +17 dBm
CMD261
High IF Bandwidth Mixer
ver 1.2 0818
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Frequency/GHz
Conversion Gain
IF Return Loss



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com