| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STHDM1001A Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STHDM1001A Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() STHDMI001A 5 ESD Performance 13/17 5 ESD Performance Table 10. ESD Performance Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit ESD IEC-61000-4-2 (A0+ to A2+, A0- to A2-, AClock+, AClock-, B0+ to B2+, B0- to B2-, BClock+, BClock-) Air Discharge (10 pulses) ±4 kV Contact Discharge (10 pulses) ±4 kV IEC-61000-4-2 (other pins) Air Discharge (10 pulses) ±2 kV Contact Discharge (10 pulses) ±2 kV |