| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PLL102-15SC Arkusz danych(PDF) 5 Page - PhaseLink Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PLL102-15SC Arkusz danych(HTML) 5 Page - PhaseLink Corporation |
|
5 / 8 page ![]() PLL102-15 Low Skew Output Buffe r 47745 Fremont Blvd., Fremont, California 94538 TEL (510) 492-0990 FAX (510) 492-0991 Rev 05/06/03 Page 5 SWITCHING WAVE FORMS All Outputs Rise/Fall Time 0.8V 2.0V Output t r t f 2.0V 0.8V 3.3V 0V Input to Output Propagation Delay Input Output V DD/2 T delay V DD/2 Device to Device Skew Device1 CLKOUT Device2 CLKOUT V DD/2 T dsk - dsk V DD/2 |