| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PLL701-14SC Arkusz danych(PDF) 4 Page - PhaseLink Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PLL701-14SC Arkusz danych(HTML) 4 Page - PhaseLink Corporation |
|
4 / 5 page ![]() PLL701-14 Low EMI Spread Spectrum 6x Multiplier Clock 47745 Fremont Blvd., Fremont, California 94538 Tel (510) 492-0990 Fax (510) 492-0991 www.phaselink.com Rev 08/12/04 Page 4 3. TIMING CHARACTERISTICS PARAMETERS SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS Rise Time Tr Measured at 0.8V ~ 2.0V @ 3.3V 0.8 0.95 1.1 ns Fall Time Tf Measured at 2.0V ~ 0.8V @ 3.3V 0.78 0.85 0.9 ns Output Duty Cycle DT 45 50 55 % Cycle to Cycle Jitter Tcyc-cyc FOUT=72MHz @ 3.3V 100 ps |