Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH2711A01 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH2711A01
Szczegółowy opis  Ambient Light Sensors
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH2711A01 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH2711A01 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH2711A01 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
SFH 2711 A01
3 Version 1.1 | 2020-09-21
Characteristics
T
A = 25 °C
Parameter
Symbol
Values
Spectral sensitivity
V
R = 5 V; Std. Light A; T = 2856 K
S
typ.
0.115 nA/lx
Wavelength of max sensitivity
λ
S max
typ.
580 nm
Spectral range of sensitivity
λ
10%
typ.
470 ... 670 nm
Radiant sensitive area
A
typ.
0.35 mm²
Dimensions of active chip area
L x W
typ.
0.59 x 0.59
mm x mm
Half angle
φ
typ.
55 °
Dark current
V
R = 5 V
I
R
typ.
max.
0.01 nA
5 nA
Open-circuit voltage
E
v = 1000 lx; Std. Light A; VR = 0 V
V
O
min.
typ.
300 mV
377 mV
Short-circuit current
E
v = 1000 lx; Std. Light A; VR = 0 V
I
SC
typ.
0.115 µA
Rise time
V
R = 5 V, RL = 50 Ohm, λ = 530nm
t
r
typ.
0.06 µs
Fall time
V
R = 5 V, RL = 50 Ohm, λ = 530nm
t
f
typ.
0.06 µs
Forward voltage
0
V
F
typ.
0.70 V
Capacitance
V
R = 0 V; f = 1 MHz; E = 0
C
0
typ.
28 pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com