| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STSW-ESC001V1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STSW-ESC001V1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 5 page ![]() 1 Schematic diagrams Figure 1. STEVAL-ESC001V1 circuit schematic (1 of 4) CAN_RX CAN_TX +3.3V +3.3V +3.3V +3v3 V- J1 CAN 1 2 3 4 R2 120 C1 100nF U1 SN65HVD230 D 1 GND 2 VCC 3 R 4 VREF 5 CANL 6 CANH 7 RS 8 R1 0 TP1 CAN_TX TP2 CAN_RX Figure 2. STEVAL-ESC001V1 circuit schematic (2 of 4) R5 0 1 USART1_RX/I2C1_SDA R8 510 C7 10nF C13 100nF VDDA/VREF+ 9 PA9-VH SWCLK PA8 29 R6 0N.M 1 R4 220 3 PA12 33 TIM1_CH1 PF0/OSC-IN 5 STATUS PA0-WKUP 10 J3 PWMINPUT 4 PA10-WH PHASE_1 SWDIO +3.3V PA13 34 C5 100nF 3 VREF PHASE_3 C8 100nF J2 UART 1 +3.3V SWDIO PA10 CAN_RX D1 RED C9 1µF +3.3V 2 TP9 TP7 PhW VSSA/VREF- 8 Curr_fdbk3 PA12-VL TIM1_CH2 PA8-UH +3.3V R3 10k PA1-PhV USART1_TX/I2C1_SCL INPUT TP5 PhU 31 TP8 VSS2 35 +5V TIM1_CH1N C2 100nF +3.3V PC15 4 PB15 28 J4 SWD PA1 11 TP4 PC14 3 +3.3V TP6 PhV Curr_fdbk1 PB13 26 STATUS VDD2 36 PB12 25 X18MHz TP3 GPIO1 PA2 12 1 TIM1_CH2N R7 510 PA9 30 PA11-UL GND 3 +3v3 1 INPUT +3.3V VBUS U2 STM32F303CBT7 V- PHASE_2 C4 1nF C12 100nF 2 C11 1nF PB14 27 USART1_TX/I2C1_SCL +3.3V PA0-PhU SWCLK PB13-BUSV PPM from FC unit TIM1_CH3 PA11 32 VBAT 1 D2 GREEN PC13/TAMP/RTC 2 PF1/OSC-OUT 6 4 CAN_TX PA2-PhW USART1_RX/I2C1_SDA GND Curr_fdbk2 Temperature feedback NRST 7 C10 100nF C3 1nF 2 C6 4.7µF STEVAL-ESC001V1 Schematic diagrams DB3230 - Rev 3 page 2/5 |