| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32G071EB Arkusz danych(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G071EB Arkusz danych(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 133 page ![]() DS12232 Rev 3 113/133 STM32G071x8/xB Package information 128 6.3 LQFP48 package information LQFP48 is a 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package. Figure 38. LQFP48 package outline 1. Drawing is not to scale. Table 77. LQFP48 mechanical data Symbol millimeters inches(1) Min Typ Max Min Typ Max A - - 1.600 - - 0.0630 A1 0.050 - 0.150 0.0020 - 0.0059 A2 1.350 1.400 1.450 0.0531 0.0551 0.0571 b 0.170 0.220 0.270 0.0067 0.0087 0.0106 c 0.090 - 0.200 0.0035 - 0.0079 D 8.800 9.000 9.200 0.3465 0.3543 0.3622 D1 6.800 7.000 7.200 0.2677 0.2756 0.2835 D3 - 5.500 - - 0.2165 - 5B_ME_V2 PIN 1 IDENTIFICATION ccc C C D3 0.25 mm GAUGE PLANE b L1 L D D1 e 12 1 13 24 25 36 37 48 SEATING PLANE K |