Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GMDPHDW6 Arkusz danych(PDF) 3 Page - IOGEAR

Numer części GMDPHDW6
Szczegółowy opis  Mini DisplayPort to HDMI Adapter Cable
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IOGEAR [IOGEAR]
Strona internetowa  https://www.iogear.com/
Logo IOGEAR - IOGEAR

GMDPHDW6 Arkusz danych(HTML) 3 Page - IOGEAR

  GMDPHDW6 Datasheet HTML 1Page - IOGEAR GMDPHDW6 Datasheet HTML 2Page - IOGEAR GMDPHDW6 Datasheet HTML 3Page - IOGEAR  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Specifications
Function
GMDPHDW6
Dimensions
GMDPHDW6
POP Information
10'' Peg Hook
14 units
6'' Peg Hook
8 units
Unit Dimensions
Height
0.9" (2.29 cm)
Depth
0.5" (1.27 cm)
Length
6.9" (17.53 cm)
Inner Pack
Width
8.7" (22.10 cm)
Height
9.4" (23.88 cm)
Depth
4.3" (10.92 cm)
Inner Pack Qty.
12
Unit Package Dimensions
Width
4" (10.16 cm)
Height
10.1" (25.65 cm)
Depth
0.5" (1.27 cm)
Master Carton
Width
10.4" (26.42 cm)
Height
18.5" (46.99 cm)
Depth
9.6" (24.38 cm)
Master Carton Qty.
48
Weight
Master Carton Wt.
5 lbs (2.27 kg)
Inner Pack Wt.
0.75 lb (0.34 kg)
Unit Pack Wt.
0.05 lb (0.02 kg)
Unit Wt.
0.03 lb (0.01 kg)



Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com