| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32469VI Arkusz danych(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32469VI Arkusz danych(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 220 page ![]() Pinouts and pin description STM32F469xx 64/220 DS11189 Rev 7 - 75 M13 M2 N13 93 112 M10 PD12 I/O FT - TIM4_CH1, USART3_RTS, QUADSPI_BK1_IO1, FMC_A17/FMC_ALE, EVENTOUT - - - M12 H4 M15 94 113 M11 PD13 I/O FT - TIM4_CH2, QUADSPI_BK1_IO3, FMC_A18, EVENTOUT - - 76 J10 M1 - 95 114 J10 VSS S - - - - - 77 K10 - J13 96 115 J11 VDD S - - - - 53 78 L12 L3 M14 97 116 L12 PD14 I/O FT - TIM4_CH3, FMC_D0, EVENTOUT - 54 79 L13 L2 L14 98 117 K13 PD15 I/O FT - TIM4_CH4, FMC_D1, EVENTOUT - 55 80 K13 L1 J12 99 118 H11 VDDDSI S - - - - -- - - - -- H10 VSS S - - - - 56 81 K12 K1 K12 100 119 K12 VCAPDSI S - - - - - - - K2 D13 - - G13 VDD12DSI S - - - - 57 82 J12 K3 M12 101 120 J12 DSIHOST_D0P I/O - - - - 58 83 J13 J3 M13 102 121 J13 DSIHOST_D0N I/O - - - - 59 84 K11 H1 H12 103 122 G12 VSSDSI S - - - - 60 85 H12 J1 L12 104 123 H12 DSIHOST_CKP I/O - - - - 61 86 H13 J2 L13 105 124 H13 DSIHOST_CKN I/O - - - - 62 87 J11 - D13 106 125 - VDD12DSI S - - - - 63 88 G12 H3 E12 107 126 F12 DSIHOST_D1P I/O - - - - 64 89 G13 H2 E13 108 127 F13 DSIHOST_D1N I/O - - - - - - H11 - H12 109 128 - VSSDSI S - - - - - 90 F13 G5 L15 110 129 M13 PG2 I/O FT - FMC_A12, EVENTOUT - - 91 F12 G4 K15 111 130 M12 PG3 I/O FT - FMC_A13, EVENTOUT - - 92 E13 G2 K14 112 131 N12 PG4 I/O FT - FMC_A14/FMC_BA0, EVENTOUT - - 93 E12 G1 K13 113 132 N11 PG5 I/O FT - FMC_A15/FMC_BA1, EVENTOUT - - 94 F11 G3 J15 114 133 J15 PG6 I/O FT - DCMI_D12, LCD_R7, EVENTOUT - - 95 E11 H6 J14 115 134 J14 PG7 I/O FT - SAI1_MCLK_A, USART6_CK, FMC_INT, DCMI_D13, LCD_CLK, EVENTOUT - Table 10. STM32F469xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |