| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L15XCC Arkusz danych(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L15XCC Arkusz danych(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 136 page ![]() DocID022799 Rev 13 41/136 STM32L151xC STM32L152xC Pin descriptions 51 M6 36 27 H3 19 PB1 I/O FT PB1 TIM3_CH4/LCD_SEG6 ADC_IN9/ COMP1_INP/ VREF_OUT L6 37 28 G3 20 PB2 I/O FT PB2 /BOOT1 BOOT1 VLCDRAIL1/ ADCIN0b M7 38 - - - PE7 I/O TC PE7 - ADC_IN22/ COMP1_INP L7 39 - - - PE8 I/O TC PE8 - ADC_IN23/ COMP1_INP M8 40 - - - PE9 - TC PE9 TIM2_CH1_ETR/ TIM5_ETR ADC_IN24/ COMP1_INP L8 41 - - - PE10 I/O TC PE10 TIM2_CH2 ADC_IN25/ COMP1_INP M9 42 - - - PE11 I/O FT PE11 TIM2_CH3 VLCDRAIL2 L9 43 - - - PE12 I/O FT PE12 TIM2_CH4/SPI1_NSS VLCDRAIL3 M10 44 - - - PE13 I/O FT PE13 SPI1_SCK - M11 45 - - - PE14 I/O FT PE14 SPI1_MISO - M12 46 - - - PE15 I/O FT PE15 SPI1_MOSI - L10 47 29 J2 21 PB10 I/O FT PB10 TIM2_CH3/I2C2_SCL/ USART3_TX/ LCD_SEG10 - L11 48 30 H2 22 PB11 I/O FT PB11 TIM2_CH4/I2C2_SDA/ USART3_RX/ LCD_SEG11 - -- - H5 - VSS S- VSS -- F12 49 31 J1 23 VSS_1 S- VSS_1 -- G12 50 32 H1 24 VDD_1 S- VDD_1 -- Table 9. STM32L151xC and STM32L152xC pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |