| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L011D4P7 Arkusz danych(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L011D4P7 Arkusz danych(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 119 page ![]() Port B PB0 EVENTOUT SPI1_MISO TIM2_CH2 - USART2_RTS_ DE TIM2_CH3 - - PB1 USART2_CK SPI1_MOSI LPTIM1_IN1 - LPUART1_RTS_ DE TIM2_CH4 - - PB2 - - LPTIM1_OUT - - - - - PB3 SPI1_SCK - TIM2_CH2 - EVENTOUT - - - PB4 SPI1_MISO - EVENTOUT - - - - - PB5 SPI1_MOSI - LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA - TIM21_CH1 - - PB6 USART2_TX I2C1_SCL LPTIM1_ETR - - TIM2_CH3 LPUART1_TX - PB7 USART2_RX I2C1_SDA LPTIM1_IN2 - - TIM2_CH4 LPUART1_RX - PB8 USART2_TX - EVENTOUT - I2C1_SCL SPI1_NSS - - PB9 -- - - - - -- Port C PC14 -- - - - - -- PC15 -- - - - - -- Table 14. Alternate functions (continued) Ports AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/USART2/ TIM21/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/I2C1/ LPTIM LPUART1/ LPTIM/TIM2/ EVENTOUT/ SYS_AF I2C1/LPTIM/ EVENTOUT I2C1/USART2/L PUART1/ EVENTOUT SPI1/TIM2/21 LPUART1/EVE VENTOUT COMP1/2 |