| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STUSB1602 Arkusz danych(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUSB1602 Arkusz danych(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 39 page ![]() Table 21. QFN24 EP 4x4 mm mechanical data Ref. Dimensions (mm) Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0.00 0.02 0.05 0.000 0.001 0.002 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 3.95 4.00 4.05 0.156 0.157 0.159 D2 2.55 2.70 2.80 0.100 0.106 0.110 E 3.95 4.00 4.05 0.156 0.157 0.159 E2 2.55 2.70 2.80 0.100 0.106 0.110 e 0.45 0.50 0.55 0.018 0.020 0.022 K 0.15 0.006 L 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 Figure 10. QFN24 EP 4x4 mm recommended footprint STUSB1602 QFN24 EP 4x4 mm package information DS11254 - Rev 5 page 30/39 |