| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
EV-RPG2-PNZ Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EV-RPG2-PNZ Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices |
|
9 / 21 page ![]() Data Sheet ADIN2299 PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS analog.com Rev. 0 | 9 of 21 Figure 6. Ball Configuration Table 9. Ball Function Descriptions Ball No. Mnemonic Direction Description A2, A14, A15, B1, B14, B16, C1, C2, C14, C15, E1, E2, E15, F2, F15, H3, J3, K3, L3, L16, M3, M16, M17, N3, P5, P15, R6, R9, R12, R13, T17 NC Not applicable No Connect. A3, A13, A16, B3, B13, C3, C7, C8, C10, D1, D2, D3, D4, D5, D14, D15, E3, E4, F1, G7, G8, G9, G10, G11, G15, G16, G17, H1, H2, H7, H8, H9, H10, H11, H15, J7, J8, J9, J10, J11, J15, K1, K2, K7, K8, K9, K10, K11, K15, K16, K17, L7, L8, L9, L10, L11, L15, GND Not applicable Ground. |