Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

533352 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

Numer części 533352
Szczegółowy opis  Sub-base
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FESTO [Festo Corporation.]
Strona internetowa  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

533352 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  533352 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Sub-base
VMPA1-FB-AP-4-1
Part number: 533352
Data sheet
Feature
Value
Width
42 mm
Length
107.3 mm
Width dimension
10.5 mm
Max. no. of valve positions
4
Operating pressure
-0.9 bar ... 10 bar
Pilot pressure
3 bar ... 8 bar
Corrosion resistance class (CRC)
0 - No corrosion stress
LABS (PWIS) conformity
VDMA24364-B1/B2-L
Ambient temperature
-5 °C ... 50 °C
Product weight
185 g
Pneumatic connection 2
M7
Pneumatic connection 4
M7
Note on materials
RoHS-compliant
Material of sub-base
Die-cast aluminum
8/3/22 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
1/1


Podobny numer części - 533352

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Festo Corporation.
533350 FESTO-533350 Datasheet
105Kb / 2P
Air solenoid valve
logo
Elma Electronic Ltd
5333500G00REDBNNE ELMA-5333500G00REDBNNE Datasheet
981Kb / 2P
5332/3 6Gbps Dual Drive Carrier
5333500G00REDBNNO ELMA-5333500G00REDBNNO Datasheet
981Kb / 2P
5332/3 6Gbps Dual Drive Carrier
5333500G00REDBNNS ELMA-5333500G00REDBNNS Datasheet
981Kb / 2P
5332/3 6Gbps Dual Drive Carrier
5333500G00REDBNYE ELMA-5333500G00REDBNYE Datasheet
981Kb / 2P
5332/3 6Gbps Dual Drive Carrier
More results

Podobny opis - 533352

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Festo Corporation.
560979 FESTO-560979 Datasheet
71Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561001 FESTO-561001 Datasheet
76Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561007 FESTO-561007 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561011 FESTO-561011 Datasheet
74Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561016 FESTO-561016 Datasheet
93Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561023 FESTO-561023 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561026 FESTO-561026 Datasheet
76Kb / 1P
Sub-base
8/1/22
561006 FESTO-561006 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
561028 FESTO-561028 Datasheet
95Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
561030 FESTO-561030 Datasheet
75Kb / 1P
Sub-base
8/2/22
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com