| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F405RG Arkusz danych(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG Arkusz danych(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 201 page ![]() Port I PI0 - - TIM5_CH4 - - SPI2_NSS I2S2_WS - - - - - - - DCMI_D13 - EVENTOUT PI1 - - - - - SPI2_SCK I2S2_CK - - - - - - - DCMI_D8 - EVENTOUT PI2 - - - TIM8_CH4 - SPI2_MISO I2S2ext_SD - - - - - - DCMI_D9 - EVENTOUT PI3 - - - TIM8_ETR - SPI2_MOSI I2S2_SD - - - - - - - DCMI_D10 - EVENTOUT PI4 - - - TIM8_BKIN - - - - - - - - - DCMI_D5 - EVENTOUT PI5 - - - TIM8_CH1 - - - - - - - - - DCMI_ VSYNC -EVENTOUT PI6 - - - TIM8_CH2 - - - - - - - - - DCMI_D6 - EVENTOUT PI7 - - - TIM8_CH3 - - - - - - - - - DCMI_D7 - EVENTOUT PI8 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PI9 - - - - - - - - - CAN1_RX - - - - - EVENTOUT PI10 - - - - - - - - - - - ETH _MII_RX_ER - - - EVENTOUT PI11 - - - - - - - - - - OTG_HS_ULPI_ DIR - - - - EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10 /11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2e xt SPI3/I2Sext /I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/2 TIM12/13/ 14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO /OTG_FS DCMI |