| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT46R48 Arkusz danych(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R48 Arkusz danych(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
39 / 42 page ![]() 24-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C8 ¾ 12 C ¢ 335 ¾ 346 D54 ¾ 60 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT46R48 Rev. 1.10 39 March 24, 2006 2 4 1 1 3 1 2 A B C D E F C ' G H a |