| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT1650 Arkusz danych(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1650 Arkusz danych(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
13 / 18 page ![]() WRITE Mode (Command ID Code:101) READ-MODIFY-WRITE Mode (Command ID Code:101) HT1650 Rev. 1.20 13 November 10, 2005 R D D B 3 C S A 7 A 3 D 3 D 3 A 8 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 A 8 A 7 A 3 D 3 D B 2 A 6 A 2 D 2 D 2 1 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 1 A 6 A 2 D 2 D B 1 D B 0 A 5 A 1 D 1 D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 A 5 A 1 D 1 A 4 A 0 D 0 D 0 1 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 1 A 4 A 0 D 0 ( S i n g l e a d d r e s s w r i t i n g ) ( S u c c e s s i v e a d d r e s s w r i t i n g ) W R R D D B 3 C S A 7 A 3 D 3 A 8 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 A 8 A 7 A 3 D 3 D B 2 A 6 A 2 D 2 1 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 1 A 6 A 2 D 2 D B 1 D B 0 A 5 A 1 D 1 0 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 0 A 5 A 1 D 1 A 4 A 0 D 0 1 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 1 A 4 A 0 D 0 ( S i n g l e a d d r e s s a c c e s s i n g ) ( S u c c e s s i v e a d d r e s s a c c e s s i n g ) D 3 D 2 D 1 D 0 W R |