Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LVT673-R1S2-1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LVT673-R1S2-1
Szczegółowy opis  HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LVT673-R1S2-1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2001-06-262
LB T673, LV T673, LT T673
Anm.: -1 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe,
die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erh
ältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Note: -1 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page5)
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or4
individual groups. Individual half groups are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fl
äche
Color of the
Light Emitting
Area
Lichtst
ärke
Luminous
Intensity
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 20 mA
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB T673-M2N2-1
LB T673-N2Q1-1
blue
colorless clear
22.4 ... 45.0
35.5 ... 90.0
100 (typ.)
180 (typ.)
Q62703-Q4838
Q62703-Q4887
LV T673-Q1R1-1
LV T673-R1S2-1
verde
colorless clear
71.0 ... 140.0
112.0 ... 280.0
310 (typ.)
560 (typ.)
Q62703-Q4845
Q62703-Q4891
LT T673-Q2R2-1
LT T673-R2T1-1
true green
colorless clear
90.0 ... 180.0
140.0 ... 355.0
390 (typ.)
700 (typ.)
Q62703-Q4851
Q62703-Q4895



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15